công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 226 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 226 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 222Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 223Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 224Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 225Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 226Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 227Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 228Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 229Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 230Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 226 / 373 page
background image
CHAPTER 13
PROM WRITE AND VERIFY OPERATIONS (
µPD78CP18/78CP14 ONLY)
208
13.1 PROM Programming Operating Modes
The PROM programming operating mode is set as shown in table 13-2. Pins not used for programming should
be connected as shown in Table 13-3.
Table 13-2. PROM Programming Modes
Operating Mode
CENote1
OENote1
VPPNote1
VDDNote1
RESET
MODE0
MODE1
PF6Note2
Program
L
H
+12.5 V
+6 V
L
H
L
L
Program verify
H
L
Program inhibit
H
H
Read
L
L
+5 V
+5 V
Output disable
L
H
Standby
H
L/H
Notes
1. These pins correspond to the
µPD27C256A.
2.
µPD78CP14 only
Caution When VPP is set to +12.5 V and VDD to +6 V, driving CE and OE low is inhibited.
Table 13-3. Recommended Connection of Unused Pins (In PROM Programming Mode)
Pin Name
Recommended Connection
INT1
Connect to VSS
X1
AN0 to AN7
VAREF
AVDD
AVSS
Pins other than the above
Connect to VSS individually via a resistor
X2
Leave open



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com