công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 222 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 222 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 218Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 219Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 220Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 221Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 222Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 223Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 224Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 225Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 226Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 222 / 373 page
background image
CHAPTER 12
PROM ACCESSES (
µPD78CP18/78CP14 ONLY)
204
Figure 12-1. Memory Mapping Register Format (
µPD78CP18)
7
MM7
6
MM6
5
MM5
4
–
3
RAE
2
MM2
1
MM1
0
MM0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
Single chip
256 bytes
1
1
1
0
1
1
0
0
1
4K bytes
16K bytes
31K/48K/56K/
60K bytesNote
PD7 to PD0 = Input port
PF7 to PF0 = Port mode
PD7 to PD0 = Output port
PF7 to PF0 = Port mode
PD7 to PD0 = Expansion mode
PF7 to PF0 = Port mode
PD7 to PD0
= Expansion mode
PF3 to PF0
PF7 to PF4 = Port mode
PD7 to PD0
= Expansion mode
PF5 to PF0
PF7 & PF6 = Port mode
PD7 to PD0
= Expansion mode
PF7 to PF0
0
1
Disable
Enable
MM7 MM6 MM5
0000H to 7FFFH
(32K bytes:
PD78C18 mode)
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
On-Chip PROM
Access Range
FC00H to FFFFH
(1K bytes)
Other than
the above
µ
On-Chip RAM
Access Range
0000H to 3FFFH
(16K bytes:
PD78C14 mode)
FF00H to FFFFH
(256 bytes)
µ
0000H to 1FFFH
(8K bytes:
PD78C12A mode)
FF00H to FFFFH
(256 bytes)
µ
0000H to 0FFFH
(4K bytes:
PD78C11A mode)
FF00H to FFFFH
(256 bytes)
µ
Setting prohibited
Note Depending on bits MM7 to MM5
On-chip PROM and on-chip RAM access ranges
On-chip RAM access



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com