công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 160 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 160 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 156Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 157Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 158Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 159Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 160Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 161Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 162Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 163Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 164Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 160 / 373 page
background image
CHAPTER 8
ANALOG/DIGITAL CONVERTER FUNCTIONS
142
8.3 Analog/Digital Converter Operation
Either the scan mode or select mode can be specified for the A/D converter by means of the MS bit of the A/D
channel mode register (ANM).
8.3.1 Scan mode
In the scan mode, as shown in Figure 8-3, the A/D channel mode register (ANM) specifies either analog inputs
AN0 to AN3 (ANI2=0) or analog inputs AN4 to AN7 (ANI2=1).
Remark
Each of the analog inputs AN4 to AN7 has a function for detecting a falling edge and setting a test flag
which is unrelated to A/D conversion operations (see 9.2 External Interrupt Sampling).
Figure 8-3. A/D Channel Mode Register in Scan Mode
When the ANI2 bit of the A/D channel mode register is set to "0", analog inputs are selected in the order
AN0
→AN1→AN2→AN3, and the A/D conversion value of each input is stored in the order CR0→CR1→CR2→CR3.
Similarly, when the ANI2 bit of the A/D channel mode register is set to "1", analog inputs are selected in the order
AN4
→AN5→AN6→AN7, and the A/D conversion value of each input is stored in the order CR0→CR1→CR2→CR3.
When the conversion values have been stored in all four CR registers (CR0 to CR3), an INTAD internal interrupt
is generated.
7
–
ANM
6
–
5
–
4
FR
2
–
3
ANI2
0
0
1
–
Scan mode
0
AN0-AN3
1
AN4-AN7
Analog input specification
0
192 states
1
144 states
Conversion speed



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com