công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM78P311SXS/XJ bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - ELAN Microelectronics Corp

tên linh kiện EM78P311SXS/XJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT Microcontroller
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EMC [ELAN Microelectronics Corp]
Trang chủ  http://www.emc.com.tw
Logo EMC - ELAN Microelectronics Corp

EM78P311SXS/XJ bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - ELAN Microelectronics Corp

Back Button EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 60Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 61Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 62Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 63Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 64Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 65Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 66Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 67Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 68Page - ELAN Microelectronics Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 68 page
background image
EM78P311N
8-Bit Microcontroller
64
•
Product Specification (V1.0) 10.02.2006
(This specification is subject to change without further notice)
APPENDIX
A
Package Types:
OTP MCU
Package Type
Pin Count
Package Size
EM78P311NP
DIP
28
600 mil
EM78P311NK
SDIP
28
400 mil
EM78P311NAK
SDIP
28
300 mil
EM78P311NM
SOP
28
300 mil
EM78P311NS
SSOP
28
209 mil
Y/S/J
:Green product does not contain hazardous substances.
The third edition of Sony SS-00259 standard.
Pb content should be less than 100ppm.
Pb content to fit in with Sony spec.
Part No.
EM78P311SxY
EM78P311SxS/xJ
Electroplate type
Sn/Cu
Pure Tin
Ingredient (%)
Cu:1.0~3.0%
Sn :100%
Melting point(°C)
~227°C
232°C
Electrical resistivity
(μ
Ω-cm)
13
11.4
Hardness (hv)
10~12
8~10
Elongation (%)
40%
>50%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com