công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM78P311SXS/XJ bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - ELAN Microelectronics Corp

tên linh kiện EM78P311SXS/XJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT Microcontroller
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EMC [ELAN Microelectronics Corp]
Trang chủ  http://www.emc.com.tw
Logo EMC - ELAN Microelectronics Corp

EM78P311SXS/XJ bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - ELAN Microelectronics Corp

Back Button EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 58Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 59Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 60Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 61Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 62Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 63Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 64Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 65Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 66Page - ELAN Microelectronics Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 68 page
background image
EM78P311N
8-Bit Microcontroller
58
•
Product Specification (V1.0) 10.02.2006
(This specification is subject to change without further notice)
6
Absolute Maximum Ratings
6.1 Absolute Maximum Ratings
Items
Rating
Temperature under bias
-40
°C
to
85
°C
Storage temperature
-65
°C
to
150
°C
Input voltage
-0.3V
to
+6.0V
Output voltage
-0.3V
to
+6.0V
Operating Frequency (2clk)
DC
to
10MHz
6.2 Recommended Operating Conditions
Vss = 0V
Symbol
Parameter
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Fc = 10MHz
4.0
−
VDD
Supply Voltage
Fc = 4MHz
2.5
−
5.5
V
Crystal: VDD 4.5 to 5.5V
1
−
10
Fc
Crystal: VDD 2.5 to 5.5V
Two cycles with two clocks
1
−
4
MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com