công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM78P311SXS/XJ bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - ELAN Microelectronics Corp

tên linh kiện EM78P311SXS/XJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT Microcontroller
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EMC [ELAN Microelectronics Corp]
Trang chủ  http://www.emc.com.tw
Logo EMC - ELAN Microelectronics Corp

EM78P311SXS/XJ bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - ELAN Microelectronics Corp

Back Button EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 60Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 61Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 62Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 63Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 64Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 65Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 66Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 67Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P311SXS/XJ Datasheet HTML 68Page - ELAN Microelectronics Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 68 page
background image
EM78P311N
8-Bit Microcontroller
Product Specification (V1.0) 10.02.2006
• 61
(This specification is subject to change without further notice)
A/D Converter Characteristic (Vdd =2.5V to 5.5V, Vss=0V, Ta = -40 to 85°C)
Symbol
Parameter
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
VAREF
2.5
−
VDD
V
VASS
Analog reference voltage VAREF - VASS
≧2.5V
Vss
−
Vss
V
VAI
Analog input voltage
−
VASS
−
VAREF
V
IVDD
750
850
1000
uA
IAI1
Ivref
Analog supply current
VDD =VAREF=5.0V, VASS =0.0V
(V reference from VDD)
-10
0
+10
uA
IVDD
500
600
820
uA
IAI2
IVref
Analog supply current
VDD =VAREF=5.0V, VASS =0.0V
(V reference from VREF)
200
250
300
uA
RN
Resolution
VDD =VAREF=5.0V, VASS =0.0V
9
10
−
Bits
LN
Linearity error
VDD = 2.5 to 5.5V Ta=25°C
0
±1
±2
LSB
DNL
Differential nonlinear
error
VDD = 2.5 to 5.5V Ta=25°C
0
±0.5
±0.9
LSB
FSE
Full scale error
VDD =VAREF=5.0V, VASS =0.0V
±0
±1
±2
LSB
OE
Offset error
VDD =VAREF=5.0V, VASS =0.0V
±0
±0.5
±1
LSB
ZAI
Recommended
impedance of analog
voltage source
−
0
8
10
KΩ
TAD
A/D clock period
VDD =VAREF=5.0V, VASS =0.0V
4
−
−
us
TCN
A/D conversion time
VDD =VAREF=5.0V, VASS =0.0V
14
−
14
TAD
ADIV
A/D input voltage range
VDD =VAREF=5.0V, VASS =0.0V
0
−
VAREF
V
0
0.2
0.3
ADOV
A/D output voltage swing
VDD =VAREF=5.0V, VASS =0.0V,
RL=10KΩ
4.7
4.8
5
V
PSR
Power Supply Rejection
VDD =5.0V±0.5V
±0
±2
LSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com