công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSP56307/D bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện DSP56307/D
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

DSP56307/D bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Motorola, Inc

Back Button DSP56307/D Datasheet HTML 42Page - Motorola, Inc DSP56307/D Datasheet HTML 43Page - Motorola, Inc DSP56307/D Datasheet HTML 44Page - Motorola, Inc DSP56307/D Datasheet HTML 45Page - Motorola, Inc DSP56307/D Datasheet HTML 46Page - Motorola, Inc DSP56307/D Datasheet HTML 47Page - Motorola, Inc DSP56307/D Datasheet HTML 48Page - Motorola, Inc DSP56307/D Datasheet HTML 49Page - Motorola, Inc DSP56307/D Datasheet HTML 50Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 156 page
background image
2-10
DSP56307 Technical Data
MOTOROLA
Specifications
Reset, Stop, Mode Select, and Interrupt Timing
RESET, STOP, MODE SELECT, AND INTERRUPT TIMING
Table 2-7
Reset, Stop, Mode Select, and Interrupt Timing1
No.
Characteristics
Expression
100 MHz
Unit
Min
Max
8
Delay from RESET assertion to all pins
at reset value2
Ñ
Ñ
26.0
ns
9
Required RESET duration3
¥
Power on, external clock
generator, PLL disabled
¥
Power on, external clock
generator, PLL enabled
¥
Power on, internal oscillator
¥
During STOP, XTAL disabled
(PCTL Bit 16 = 0)
¥
During STOP, XTAL enabled
(PCTL Bit 16 = 1)
¥
During normal operation
50
× ET
C
1000
× ET
C
75000
× ET
C
75000
× ET
C
2.5
× T
C
2.5
× T
C
500.0
10.0
0.75
0.75
25.0
25.0
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
ns
µs
ms
ms
ns
ns
10 Delay from asynchronous RESET
deassertion to first external address
output (internal reset deassertion)4
¥
Minimum
¥
Maximum
3.25
× T
C + 2.0
20.25 TC + 7.50
34.5
Ñ
Ñ
211.5
ns
ns
11 Synchronous reset set-up time from
RESET deassertion to CLKOUT
Transition 1
¥
Minimum
¥
Maximum
TC
5.9
Ñ
Ñ
10.0
ns
ns
12 Synchronous reset deasserted, delay
time from the CLKOUT Transition 1 to
the first external address output
¥
Minimum
¥
Maximum
3.25
× T
C + 1.0
20.25 TC + 5.0
33.5
Ñ
Ñ
207.5
ns
ns
13 Mode select setup time
Ñ
30.0
Ñ
ns
14 Mode select hold time
Ñ
0.0
Ñ
ns
15 Minimum edge-triggered interrupt
request assertion width
Ñ
6.6
Ñ
ns
16 Minimum edge-triggered interrupt
request deassertion width
Ñ
6.6
Ñ
ns
Not Recommended for New Design



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com