công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS37044AJOFDDFR bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PS37044AJOFDDFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS3704x Quad, Triple, Dual, Single Window or Standard Voltage Supervisor
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PS37044AJOFDDFR bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Texas Instruments

Back Button PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 34 page
background image
9.2.2 Application Curves
These application curves were taken with the TPS3704Q1EVM. Please see the TPS3704Q1EVM User Guide for
more information.
VDD
SENSE1
RESET1
t
D = 20.4 ms
VSENSE1 start up 0 V to 3.3 V, VDD = 3.3 V, VRESET1 = 3.3 V,
TPS37044A7OHDDFR
Figure 9-4. TPS37044 SENSE1 Start Up Function
Reset Delay (tD) = 21.2 ms
VDD
RESET1
RESET2
VDD start up 0 V to 3.3 V, VSENSE1 = 3.3 V, VSENSE2 = 1.8 V,
VSENSE3_4 = 1.15 V, VRESET1_2 = 3.3 V, TPS37044A7OHDDFR
Figure 9-5. TPS37044 VDD Start Up Function
VDD
SENSE1
RESET1
VIT-(UV)
3.02 V
VIT+(OV)
3.57 V
VSENSE1 ramp 0 V to 3.75 V, OV/UV Threshold = 3.3 V
(±8%), VSENSE2 = 1.8 V, VDD = 3.3 V, VRESET1 = 3.3 V,
TPS37044A7OHDDFR
Figure 9-6. TPS37044 Overvoltage and
Undervoltage Function
VDD
SENSE2
RESET1
VIT+(OV)
1.82 V
VIT-(UV)
1.70 V
VSENSE2 ramp 0 V to 2 V, OV/UV Threshold = 1.8 V
(+4%, -3.5%), VSENSE1 = 3.3 V, VDD = 3.3 V,
VRESET1 = 3.3 V, TPS37044A7OHDDFR
Figure 9-7. TPS37044 Overvoltage and
Undervoltage Function
VDD
SENSE3 = SENSE4
VIT-(UV)
RESET2
VIT+(OV)
1.22 V
1.05 V
VSENSE3_4 ramp 0 V to 1.5 V, OV/UV Threshold = 1.15
V (+7.5%, -5.5%), VDD = 3.3 V, VRESET2 = 3.3 V,
TPS37044A7OHDDFR
Figure 9-8. TPS37044 Overvoltage and
Undervoltage Function
SENSE3 = SENSE4
VDD
RESET2
VDD ramp 0 V to 5 V, VSENSE3_4 = 1.2 V, VRESET2 = 3.3 V,
TPS37044A7OHDDFR
Figure 9-9. TPS37044 VDD Ramp Up Function
www.ti.com
TPS3704
SNVSBZ2B – MARCH 2021 – REVISED DECEMBER 2021
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
23
Product Folder Links: TPS3704



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com