công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS37044AJOFDDFR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PS37044AJOFDDFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS3704x Quad, Triple, Dual, Single Window or Standard Voltage Supervisor
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PS37044AJOFDDFR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments PS37044AJOFDDFR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 34 page
background image
7.8 Typical Characteristics
Typical characteristics show the typical performance of the TPS3704x device. Test conditions are TA = 25°C, VDD = 3.3 V,
and Rpull-upx = 10 kΩ, CLOAD = 50 pF, unless otherwise noted.
Temperature (qC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
UV_a
CH 1 - 5.0 V
CH 2 - 1.8 V
CH 3 - 0.8 V
CH 4 - 0.4 V
Figure 7-3. Undervoltage Accuracy vs Temperature
Temperature (qC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
OV_a
CH 1 - 5.0 V
CH 2 - 1.8 V
CH 3 - 0.8 V
CH 4 - 0.4 V
Figure 7-4. Overvoltage Accuracy vs Temperature
Temperature (qC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
UV_H
CH 1 - 5.0 V
CH 2 - 1.8 V
CH 3 - 0.8 V
CH 4 - 0.4 V
Figure 7-5. Undervoltage Hysteresis Voltage Accuracy vs
Temperature
Temperature (qC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
OV_H
CH 1 - 5.0 V
CH 2 - 1.8 V
CH 3 - 0.8 V
CH 4 - 0.4 V
Figure 7-6. Overvoltage Hysteresis Voltage Accuracy vs
Temperature
Temperature (qC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
3
4
5
6
7
8
9
IDD_
VDD = 3.3 V
Output ( RESETx Pin) = High
Figure 7-7. Supply Current vs Temperature
IRESET1 (A)
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
VOLV
-40qC
25qC
125qC
VDD = 1.7 V
Figure 7-8. Low-Level CH 1 Output Voltage vs RESET1 Current
www.ti.com
TPS3704
SNVSBZ2B – MARCH 2021 – REVISED DECEMBER 2021
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
11
Product Folder Links: TPS3704



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com