công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI1520PDVG4 bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện PCI1520PDVG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI1520/PCI1520I GHK/ZHK/PDV PC Card Controllers
PDF  140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI1520PDVG4 bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - Texas Instruments

Back Button PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 88Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 89Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 90Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 140 page
background image
4−25
4.35 Capability ID Register
The capability ID register identifies the linked list item as the register for PCI power management. The register returns
01h when read, which is the unique ID assigned by the PCI SIG for the PCI location of the capabilities pointer and
the value.
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
Capability ID
Type
R
R
R
R
R
R
R
R
Default
0
0
0
0
0
0
0
1
Register:
Capability ID
Offset:
A0h
Type:
Read-only
Default:
01h
4.36 Next-Item Pointer Register
The next-item pointer register indicates the next item in the linked list of the PCI power-management capabilities.
Because the PCI1520 functions include only one capabilities item, this register returns 0s when read.
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
Next-item pointer
Type
R
R
R
R
R
R
R
R
Default
0
0
0
0
0
0
0
0
Register:
Next-item pointer
Offset:
A1h
Type:
Read-only
Default:
00h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com