công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI1520PDVG4 bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện PCI1520PDVG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI1520/PCI1520I GHK/ZHK/PDV PC Card Controllers
PDF  140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI1520PDVG4 bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - Texas Instruments

Back Button PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 140 page
background image
4−13
4.24 Interrupt Pin Register
The value read from the interrupt pin register is function dependent and depends on the interrupt signaling mode,
selected through bits 2−1 (INTMODE field) of the device control register (PCI offset 92h, see Section 4.33) and the
state of bit 29 (INTRTIE) in the system control register (PCI offset 80h, see Section 4.29). When the INTRTIE bit is
set, this register reads 01h (INTA) for both functions. See Table 4−6 for a complete description of the register contents.
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
Interrupt pin
Type
R
R
R
R
R
R
R
R
Default
0
0
0
0
0
0
X
X
Register:
Interrupt pin
Offset:
3Dh
Type:
Read-only
Default:
0Xh
Table 4−6. Interrupt Pin Register Cross-Reference
INTRTIE BIT
INTPIN
INTRTIE BIT
FUNCTION 0
FUNCTION 1
0
01h
02h
1
01h
01h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com