công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI1520PDVG4 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện PCI1520PDVG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI1520/PCI1520I GHK/ZHK/PDV PC Card Controllers
PDF  140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI1520PDVG4 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Texas Instruments

Back Button PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments PCI1520PDVG4 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 140 page
background image
2−16
Table 2−11. 16-Bit PC Card Address and Data Terminals (Slots A and B)
TERMINAL
NUMBER
I/O
DESCRIPTION
NAME
SLOT A†
SLOT B‡
I/O
DESCRIPTION
NAME
PDV
GHK
PDV
GHK
A25
A24
A23
A22
A21
A20
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
123
121
119
116
113
111
108
106
104
115
117
109
107
120
100
97
103
105
122
125
127
129
131
134
135
136
L19
M18
M15
N17
N15
P17
N14
R17
W16
M14
N18
R18
P15
M17
P14
R13
U15
T19
M19
L17
L14
K18
K15
J18
J17
J14
55
53
51
49
46
44
41
38
36
48
50
42
40
52
32
28
35
37
54
57
59
60
63
65
66
67
R06
W04
R03
R02
P03
P02
N03
M05
M03
P06
P05
N06
N02
T01
L06
K06
M02
M06
U05
V05
U06
V06
P08
V07
W07
R08
O
PC Card address. 16-bit PC Card address lines. A25 is the most significant bit.
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
94
92
89
87
85
151
149
146
93
90
88
86
84
150
148
145
P13
V13
P12
V12
R11
E19
G15
G14
U13
R12
U12
W12
P11
F17
F18
G17
26
23
21
19
17
82
79
77
25
22
20
18
16
80
78
76
K03
J06
J03
J01
H02
V11
R10
V10
K02
J05
J02
H01
H03
P10
U10
W10
I/O
PC Card data. 16-bit PC Card data lines. D15 is the most significant bit.
† Terminal name for slot A is preceded with A_. For example, the full name for terminals 123 and L19 is A_A25.
‡ Terminal name for slot B is preceded with B_. For example, the full name for terminals 55 and R06 is B_A25.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com