công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FXLS8471Q bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện FXLS8471Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  Linear Accelerometer
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

FXLS8471Q bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button FXLS8471Q Datasheet HTML 50Page - Freescale Semiconductor, Inc FXLS8471Q Datasheet HTML 51Page - Freescale Semiconductor, Inc FXLS8471Q Datasheet HTML 52Page - Freescale Semiconductor, Inc FXLS8471Q Datasheet HTML 53Page - Freescale Semiconductor, Inc FXLS8471Q Datasheet HTML 54Page - Freescale Semiconductor, Inc FXLS8471Q Datasheet HTML 55Page - Freescale Semiconductor, Inc FXLS8471Q Datasheet HTML 56Page - Freescale Semiconductor, Inc FXLS8471Q Datasheet HTML 57Page - Freescale Semiconductor, Inc FXLS8471Q Datasheet HTML 58Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 75 page
background image
FXLS8471Q
Sensors
54
Freescale Semiconductor, Inc.
For example, an ODR of 100 Hz and a A_ FFMT_COUNT value of 15 would result in minimum debounce response time of
150 ms.
Figure 17. Behavior of the A_FFMT debounce counter in relation to the a_ffmt_dbcntm setting
Table 89. A_FFMT_COUNT relationship with the ODR
ODR (Hz)
Max time range (s)
Time step (ms)
Normal
LPLN
High
resolution
Low power
Normal
LPLN
High
resolution
LP
800
0.319
0.319
0.319
0.319
1.25
1.25
1.25
1.25
400
0.638
0.638
0.638
0.638
2.5
2.5
2.5
2.5
200
1.28
1.28
0.638
1.28
5
5
2.5
5
100
2.55
2.55
0.638
2.55
10
10
2.5
10
50
5.1
5.1
0.638
5.1
20
20
2.5
20
12.5
5.1
20.4
0.638
20.4
20
80
2.5
80
6.25
5.1
20.4
0.638
40.8
20
80
2.5
160
1.56
5.1
20.4
0.638
40.8
20
80
2.5
160
Low-g Event on
Count Threshold
EA
all 3-axis
FF Counter
Low-g Event on
Count Threshold
(a)
all 3-axis
Debounce Counter
Low-g Event on
Count Threshold
EA
all 3-axis
a_ffmt_dbcntm = 1
(b)
EA
a_ffmt_dbcntm = 1
(c)
Debounce Counter



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com