| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PM0044 bảng dữ liệu(PDF) 103 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM0044 bảng dữ liệu(HTML) 103 Page - STMicroelectronics |
|
103 / 162 page ![]() PM0044 STM8 instruction set Doc ID 13590 Rev 3 103/162 Syntax EXG dst, src e.g. EXG A, XL Operation dst <=> src src <= dst dst<= src Description Exchanges the contents of registers specified in the instruction as shown below. Instruction overview Detailed description See also: EXGW, LD EXG Exchange register contents EXG mnem dst src Affected condition flags VI1 H I0 N Z C EXG A XL ------ - EXG A YL ------ - EXG A Mem ------ - dst src Asm cy lgth Op-code(s) ST7 A XL EXG A,XL 1 1 41 A YL EXG A,YL 1 1 61 A longmem EXG A,$1000 3 3 31 MS LS |