công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320DM368ZCE bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320DM368ZCE
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320DM368 Digital Media System-on-chip(DMSoC)
PDF  208 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320DM368ZCE bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 208 page
background image
9
J
8
7
6
5
4
3
1
H
G
VDD12_
PRTCSS
F
E
D
PWCTRO3
C
B
A
VDDS18
PWCTRIO4
PECTRIO0
VSS
VDDS33
EMU1
RESET
RTCXO
VDDA18_ADC
CVDD
EMU0
N.B.
RTCXI
VSSA_ADC
VDDS33
TDI
TCK
GIO21
GIO20
VDDA18_VC
ADC_CH0
GIO44
GPIO46
VDD18_SLDO
GIO17
GIO19
GIO16
VSSA33_VC
ADC_CH3
GIO1
GIO49
GIO13
GIO14
LINEO
MICIN
N.B.
GIO47
GIO3
GIO2
N.B.
GIO12
SPP
MICIP
ADC_CH1
GPIO45
GIO0
GIO5
GIO6
GIO11
SPN
VCOM
ADC_CH2
ADC_CH5
GIO48
GIO4
GIO7
RSV0
2
PWCTRIO1
VSS_32K
TMS
RTCK
GIO18
GIO15
GIO9
GIO10
GIO8
PWCTRIO2
CVDD
VSSA18_VC
ADC_CH4
VDDRAM
VDDS33
TDO
N.B.
CVDD
CVDD
TRST
CVDD
VSS
TMS320DM368
www.ti.com
SPRS668A – APRIL 2010
(1)
N.B stands for No-Ball.
Figure 2-2. ZCE Pin Map [Quadrant A]
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Device Overview
17
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320DM368



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com