công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320DM368ZCE bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320DM368ZCE
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320DM368 Digital Media System-on-chip(DMSoC)
PDF  208 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320DM368ZCE bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 208 page
background image
TMS320DM368
SPRS668A – APRIL 2010
www.ti.com
PARAMETER
TEST CONDITIONS (1)
MIN
TYP
MAX
UNIT
MIC in to ADC (gain = 20 dB)
Vmic
Full scale input
0.063
Vrms
GeAD
Gain error
0
dB
Vcom
Common voltage
0.9
V
THD + N
-1db, 1kHz
-62
dB
DNR
A-weighted
70
dB
SNR
A-weighted
67
dB
Input resistance
10
k
Ω
Input capacitance
10
pF
DAC-to-Line Output
Full scale output
0.8
Vrms
Gain error
0
dB
Common voltage
1.5
V
THD + N
-60
dB
DNR
A-weighted
70
dB
SNR
A-weighted
70
dB
Load resistance
10
k
Ω
Voice
Codec
Load capacitance
20
pF
DAC-to-Speaker Output
Output power
RL = 8Ω, THD = 10%
240
mW
Output noise
A-weighted
120
mVrms
Load resistance
8
Ω
Load capacitance
50
pF
Decimation filter in ADC
Pass band
0.375fs
kHz
Pass band ripple
+/- 0.2
dB
Stop band
0.562fs
kHz
Stop band attenuation
40
dB
HPF cutoff frequency
1.25mfs
Hz
Interpolation filter in DAC
Pass band
0.437fs
kHz
Pass band ripple
+/- 0.2
dB
Stop band
0.562fs
kHz
Stop band attenuation
40
dB
DNL
Static differential non-linearity error
FSCLK = 2MHz
-1
2.5
LSB
INL
Static integral non-linearity error
FSCLK = 2MHz
-3
3
LSB
ADC
ZSET
Zero scale offset error
-6
6
LSB
FSET
Full scale offset error
-6
6
LSB
76
Device Operating Conditions
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320DM368



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com