công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320DM368ZCE bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320DM368ZCE
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320DM368 Digital Media System-on-chip(DMSoC)
PDF  208 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320DM368ZCE bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 208 page
background image
TMS320DM368
SPRS668A – APRIL 2010
www.ti.com
Table 2-5. Pin Descriptions (continued)
Name
BGA
Type
Group
Power
IPU
Reset
Description(4)
ID
(1)
Supply(2)
IPD(3)
State
EM_A11 / GIO76 /
V19
I/O/Z
AEMIF / VDD_AEMIF1_18_ IPU/IPD
Input
Async EMIF: Address Bus bit[11]
BTSEL[0]
GIO /
33
disable
BTSEL[
d by
0]
default
GIO: GIO[76]
BTSEL[0]: See Section 3.2, Device Boot Modes for
system usage of these pins.
EM_A10 / GIO75 /
U19
I/O/Z
AEMIF / VDD_AEMIF1_18_ IPU/IPD
Input
Async EMIF: Address Bus bit[10]
AECFG[2]
GIO /
33
disable
AECFG
d by
[2]
default
GIO: GIO[75]
AECFG[2]: See Section 3.2, Device Boot Modes and
Table 3-14, AECFG (Async EMIF Configuration) for
system usage of these pins.
EM_A9 / GIO74 /
T18
I/O/Z
AEMIF / VDD_AEMIF1_18_ IPU/IPD
Input
Async EMIF: Address Bus bit[09]
AECFG[1]
GIO /
33
disable
AECFG
d by
[1]
default
GIO: GIO[74]
AECFG[1]: See Section 3.2, Device Boot Modes and
Table 3-14, AECFG (Async EMIF Configuration) for
system usage of these pins.
EM_A8 / GIO73 /
T19
I/O/Z
AEMIF / VDD_AEMIF1_18_ IPU/IPD
Input
Async EMIF: Address Bus bit[08]
AECFG[0]
GIO /
33
disable
AECFG
d by
[0]
default
GIO: GIO[73]
AECFG[0]: See Section 3.2, Device Boot Modes and
Table 3-14, AECFG (Async EMIF Configuration) for
system usage of these pins.
EM_A7 / GIO72 /
T17
I/O/Z
AEMIF / VDD_AEMIF1_18_
Input
Async EMIF: Address Bus bit[07]
KEYA3
GIO /
33
KEYSC
AN
GIO: GIO[72]
Keyscan: A3
EM_A6 / GIO71 /
R18
I/O/Z
AEMIF / VDD_AEMIF1_18_
Input
Async EMIF: Address Bus bit[06]
KEYA2
GIO /
33
KEYSC
AN
GIO: GIO[71]
Keyscan: A2
EM_A5 / GIO70 /
R16
I/O/Z
AEMIF / VDD_AEMIF1_18_
Input
Async EMIF: Address Bus bit[05]
KEYA1
GIO /
33
KEYSC
AN
GIO: GIO[70]
Keyscan: A1
EM_A4 / GIO69 /
R19
I/O/Z
AEMIF / VDD_AEMIF1_18_
Input
Async EMIF: Address Bus bit[04]
KEYA0
GIO/KE
33
YSCAN
GIO: GIO[69]
Keyscan: A0
30
Device Overview
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320DM368



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com