công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320DM368ZCE bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320DM368ZCE
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320DM368 Digital Media System-on-chip(DMSoC)
PDF  208 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320DM368ZCE bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments TMS320DM368ZCE Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 208 page
background image
TMS320DM368
www.ti.com
SPRS668A – APRIL 2010
•
PLL bypass
•
PLL power down
The various clock outputs given by the PLL controller are as follows:
•
Domain clocks: SYSCLKn
•
Bypass domain clock: SYSCLKBP
•
Auxiliary clock from reference clock: AUXCLK
Various dividers that can be used are as follows:
•
Pre-PLL divider: PREDIV
•
Post-PLL divider: POSTDIV
•
SYSCLK divider: PLLDIV1, …, PLLDIVn
•
SYSCLKBP divider: BPDIV
The Multiplier values supported are handled by:
•
PLL multiplier control: PLLM
Notes:
•
PLLCxSYSCLKy is used to denote post divide clock output SYSCLKy from PLL controller x
•
'x', which denotes PLL Controller number, can assume values 1 and 2
•
'y', which denotes post divide clock outputs, can assume values 1 to 9 in case of PLLC1 and 1 to 5 in
case of PLLC2
The PLL Controllers for PLL1 and PLL2 are described in detail in the TMS320DM36x ARM Subsystem
Reference Guide (literature number SPRUFG5).
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Device Configurations
57
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320DM368



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com