công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 110 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 110 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFB Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 112Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 113Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 114Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 110 / 115 page
background image
REJ03B0271-0100 Rev.1.00 Sep 15, 2009
Page 110 of 113
M16C/63 Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 = VCC2 = 1.8 V
Timing Requirements
(VCC1 = VCC2 = 1.8 V, VSS = 0 V, at Topr = -20 to 85°C/-40 to 85°C unless otherwise specified)
5.4.2.4
Timer B Input
Figure 5.38
Timer B Input
Table 5.71
Timer B Input (Counter Input in Event Counter Mode)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tc(TB)
TBiIN input cycle time (counted on one edge)
300
ns
tw(TBH)
TBiIN input high pulse width (counted on one edge)
120
ns
tw(TBL)
TBiIN input low pulse width (counted on one edge)
120
ns
tc(TB)
TBiIN input cycle time (counted on both edges)
600
ns
tw(TBH)
TBiIN input high pulse width (counted on both edges)
240
ns
tw(TBL)
TBiIN input low pulse width (counted on both edges)
240
ns
Table 5.72
Timer B Input (Pulse Period Measurement Mode)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tc(TB)
TBiIN input cycle time
1000
ns
tw(TBH)
TBiIN input high pulse width
500
ns
tw(TBL)
TBiIN input low pulse width
500
ns
Table 5.73
Timer B Input (Pulse Width Measurement Mode)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tc(TB)
TBiIN input cycle time
1000
ns
tw(TBH)
TBiIN input high pulse width
500
ns
tw(TBL)
TBiIN input low pulse width
500
ns
TBiIN input
tc(TB)
t w(TBH)
t w(TBL)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com