công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 92 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 92 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFB Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 89Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 90Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 92Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 93Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 94Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 95Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 96Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 92 / 115 page
background image
REJ03B0271-0100 Rev.1.00 Sep 15, 2009
Page 92 of 113
M16C/63 Group
5. Electrical Characteristics
Figure 5.27
Timing Diagram
Memory Expansion Mode and Microprocessor Mode
(Effective in wait state setting)
BCLK
HOLD input
HLDA input
P0, P1, P2,
P3, P4,
P5_0 to P5_2 (1)
(Common to wait state and no wait state settings)
Note:
1. These pins are high-impedance regardless of the input level of the BYTE pin, PM06 bit in PM0 register,
and PM11 bit in PM1 register.
Hi−Z
RDY input
RD
BCLK
(Separate bus)
(Multiplexed bus)
WR, WRL, WRH
RD
(Separate bus)
WR, WRL, WRH
(Multiplexed bus)
tsu(RDY-BCLK)
th(BCLK-RDY)
tsu(HOLD-BCLK)
th(BCLK-HOLD)
td(BCLK-HLDA)
td(BCLK-HLDA)
Measuring conditions
V
= V
= 3 V
CC1
CC2
Input timing voltage: V = 0.6 V, V
= 2.4 V
IL
IH
Output timing voltage: V
= 1.5 V, V
= 1.5 V
OL
OH
V
= V
= 3 V
CC1
CC2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com