công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFB Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 115 page
background image
REJ03B0271-0100 Rev.1.00 Sep 15, 2009
Page 39 of 113
M16C/63 Group
4. Special Function Registers (SFRs)
Note:
X: Undefined
1.
The blank areas are reserved. No access is allowed.
Table 4.11
SFR Information (11/16) (1)
Address
Register
Symbol
Reset Value
0310h
Timer B3 Register
TB3
XXh
0311h
XXh
0312h
Timer B4 Register
TB4
XXh
0313h
XXh
0314h
Timer B5 Register
TB5
XXh
0315h
XXh
0316h
0317h
0318h
Port Function Control Register
PFCR
0011 1111b
0319h
031Ah
031Bh
Timer B3 Mode Register
TB3MR
00XX 0000b
031Ch
Timer B4 Mode Register
TB4MR
00XX 0000b
031Dh
Timer B5 Mode Register
TB5MR
00XX 0000b
031Eh
031Fh
0320h
Count Start Flag
TABSR
00h
0321h
0322h
One-Shot Start Flag
ONSF
00h
0323h
Trigger Select Register
TRGSR
00h
0324h
Up/Down Flag
UDF
00h
0325h
0326h
Timer A0 Register
TA0
XXh
0327h
XXh
0328h
Timer A1 Register
TA1
XXh
0329h
XXh
032Ah
Timer A2 Register
TA2
XXh
032Bh
XXh
032Ch
Timer A3 Register
TA3
XXh
032Dh
XXh
032Eh
Timer A4 Register
TA4
XXh
032Fh
XXh
0330h
Timer B0 Register
TB0
XXh
0331h
XXh
0332h
Timer B1 Register
TB1
XXh
0333h
XXh
0334h
Timer B2 Register
TB2
XXh
0335h
XXh
0336h
Timer A0 Mode Register
TA0MR
00h
0337h
Timer A1 Mode Register
TA1MR
00h
0338h
Timer A2 Mode Register
TA2MR
00h
0339h
Timer A3 Mode Register
TA3MR
00h
033Ah
Timer A4 Mode Register
TA4MR
00h
033Bh
Timer B0 Mode Register
TB0MR
00XX 0000b
033Ch
Timer B1 Mode Register
TB1MR
00XX 0000b
033Dh
Timer B2 Mode Register
TB2MR
00XX 0000b
033Eh
Timer B2 Special Mode Register
TB2SC
X000 0000b
033Fh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com