công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFB Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 115 page
background image
REJ03B0271-0100 Rev.1.00 Sep 15, 2009
Page 76 of 113
M16C/63 Group
5. Electrical Characteristics
Figure 5.16
Timing Diagram
BCLK
CSi
ADi
ALE
RD
Hi-Z
DBi
BHE
Read timing
WR, WRL,
WRH
BCLK
CSi
ADi
ALE
BHE
DBi
Write timing
Hi-Z
Memory Expansion Mode and Microprocessor Mode
(in 1 to 3 waits setting and when accessing external area)
1
V
= V
= 5 V
CC1
CC2
td(BCLK-CS)
25ns(max.)
0ns(min.)
tcyc
th(BCLK-AD)
td(BCLK-AD)
25ns(max.)
td(BCLK-ALE)
15ns(max.)
0ns(min.)
th(BCLK-CS)
-4ns(min.)
th(BCLK-ALE)
0ns(min.)
th(RD-AD)
td(BCLK-RD)
25ns(max.)
0ns(min.)
th(BCLK-RD)
{(n+0.5)
× t
- 45}ns(max.)
cyc
40ns(min.)
tsu(DB-RD)
0ns(min.)
th(RD-DB)
td(BCLK-CS)
25ns(max.)
0ns(min.)
th(BCLK-CS)
tcyc
td(BCLK-AD)
25ns(max.)
0ns(min.)
th(BCLK-AD)
td(BCLK-ALE)
15ns(max.)
-4ns(min.)
th(BCLK-ALE)
(0.5
× t
-10)ns(min.)
cyc
th(WR-AD)
tac2(RD-DB)
td(BCLK-WR)
25ns(max.)
0ns(min.)
th(BCLK-WR)
td(BCLK-DB)
40ns(max.)
0ns(min.)
th(WR-DB)
td(DB-WR)
{(n-0.5)
× t
- 40}ns(min.)
cyc
(0.5
× t
-10)ns(min.)
cyc
t
=
cyc
th(BCLK-DB)
n: 1 (when 1 wait)
2 (when 2 waits)
3 (when 3 waits)
Measuring conditions
V
= V
= 5 V
CC1
CC2
Input timing voltage: V = 0.8 V, V
= 2.0 V
IL
IH
Output timing voltage: V
= 0.4 V, V
= 2.4 V
OL
OH
f(BCLK)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com