công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFB Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 44Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 45Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 115 page
background image
REJ03B0271-0100 Rev.1.00 Sep 15, 2009
Page 41 of 113
M16C/63 Group
4. Special Function Registers (SFRs)
Notes:
X: Undefined
1.
The blank areas are reserved. No access is allowed.
2.
When the CSPROINI bit in the OFS1 address is 0, the reset value is 10000000b.
Table 4.13
SFR Information (13/16) (1)
Address
Register
Symbol
Reset Value
0370h
PWM Control Register 0
PWMCON0
00h
0371h
0372h
PWM0 Prescaler
PWMPRE0
00h
0373h
PWM0 Register
PWMREG0
00h
0374h
PWM1 Prescaler
PWMPRE1
00h
0375h
PWM1 Register
PWMREG1
00h
0376h
PWM Control Register 1
PWMCON1
00h
0377h
0378h
0379h
037Ah
037Bh
037Ch
Count Source Protection Mode Register
CSPR
00h (2)
037Dh
Watchdog Timer Refresh Register
WDTR
XXh
037Eh
Watchdog Timer Start Register
WDTS
XXh
037Fh
Watchdog Timer Control Register
WDC
00XX XXXXb
0380h
0381h
0382h
0383h
0384h
0385h
0386h
0387h
0388h
0389h
038Ah
038Bh
038Ch
038Dh
038Eh
038Fh
0390h
DMA2 Source Select Register
DM2SL
00h
0391h
0392h
DMA3 Source Select Register
DM3SL
00h
0393h
0394h
0395h
0396h
0397h
0398h
DMA0 Source Select Register
DM0SL
00h
0399h
039Ah
DMA1 Source Select Register
DM1SL
00h
039Bh
039Ch
039Dh
039Eh
039Fh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com