công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFB Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 92Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 93Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 94Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 95Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 96Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 97Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 115 page
background image
REJ03B0271-0100 Rev.1.00 Sep 15, 2009
Page 95 of 113
M16C/63 Group
5. Electrical Characteristics
Figure 5.29
Timing Diagram
BCLK
CSi
ADi
ALE
RD
30ns(max.)
0ns(min.)
Hi-Z
DBi
0ns(min.)
BHE
Read timing
50ns(min.)
Memory Expansion Mode and Microprocessor Mode
(in no wait state setting)
WR, WRL,
WRH
30ns(max.)
0ns(min.)
BCLK
CSi
ADi
ALE
BHE
0ns(min.)
DBi
Write timing
Hi-Z
1
f(BCLK)
V
= V
= 3 V
CC1
CC2
25ns(max.)
th(BCLK-CS)
tcyc
th(BCLK-AD)
0ns(min.)
td(BCLK-AD)
td(BCLK-ALE)
-4ns(min.)
th(RD-AD)
0ns(min.)
td(BCLK-RD)
th(BCLK-RD)
0ns(min.)
tac1(RD-DB)
(0.5
× t
-60)ns(max.)
cyc
tsu(DB-RD)
th(RD-DB)
th(BCLK-ALE)
30ns(max.)
td(BCLK-CS)
30ns(max.)
td(BCLK-CS)
30ns(max.)
0ns(min.)
th(BCLK-CS)
tcyc
30ns(max.)
0ns(min.)
25ns(max.)
td(BCLK-ALE)
-4ns(min.)
th(BCLK-ALE)
td(BCLK-AD)
th(BCLK-AD)
th(WR-AD)
(0.5
× t
-10)ns(min.)
cyc
td(BCLK-WR)
th(BCLK-WR)
td(BCLK-DB)
th(BCLK-DB)
td(DB-WR)
(0.5
× t
-40)ns(min.)
cyc
th(WR-DB)
(0.5
× t
-10)ns(min.)
cyc
t
=
cyc
40ns(max.)
Measuring conditions
V
= V
= 3 V
CC1
CC2
Input timing voltage: V = 0.6 V, V
= 2.4 V
IL
IH
Output timing voltage: V
= 1.5 V, V
= 1.5 V
OL
OH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com