công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFB Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 112Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 113Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 114Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 115Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 111 / 115 page
background image
REJ03B0271-0100 Rev.1.00 Sep 15, 2009
Page 111 of 113
M16C/63 Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 = VCC2 = 1.8 V
Timing Requirements
(VCC1 = VCC2 = 1.8 V, VSS = 0 V, at Topr = -20 to 85°C/-40 to 85°C unless otherwise specified)
5.4.2.5
Serial Interface
Figure 5.39
Serial Interface
5.4.2.6
External Interrupt
INTi Input
Figure 5.40
External Interrupt
INTi Input
Table 5.74
Serial Interface
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tc(CK)
CLKi input cycle time
800
ns
tw(CKH)
CLKi input high pulse width
400
ns
tw(CKL)
CLKi input low pulse width
400
ns
td(C-Q)
TXDi output delay time
240
ns
th(C-Q)
TXDi hold time
0ns
tsu(D-C)
RXDi input setup time
200
ns
th(C-D)
RXDi input hold time
90
ns
Table 5.75
External Interrupt
INTi Input
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tw(INH)
INTi input high pulse width
1000
ns
tw(INL)
INTi input low pulse width
1000
ns
tr(INT)
INTi input rising time
100
μs
tf(INT)
INTi input falling time
100
μs
CLKi
TXDi
RXDi
tc(CK)
t w(CKH)
t w(CKL)
th(C-Q)
td(C-Q)
tsu(D-C)
th(C-D)
INTi input
t w(INL)
t w(INH)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com