công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 109 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 109 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFB Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 112Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 113Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 109 / 115 page
background image
REJ03B0271-0100 Rev.1.00 Sep 15, 2009
Page 109 of 113
M16C/63 Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 = VCC2 = 1.8 V
Timing Requirements
(VCC1 = VCC2 = 1.8 V, VSS = 0 V, at Topr = -20 to 85°C/-40 to 85°C unless otherwise specified)
Figure 5.37
Timer A Input (Two-Phase Pulse Input in Event Counter Mode)
Table 5.70
Timer A Input (Two-Phase Pulse Input in Event Counter Mode)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tc(TA)
TAiIN input cycle time
3
μs
tsu(TAIN-TAOUT)
TAiOUT input setup time
800
ns
tsu(TAOUT-TAIN)
TAiIN input setup time
800
ns
TAiIN input
Two-phase pulse input in event counter mode
TAiOUT input
tc(TA)
tsu(TAIN-TAOUT)
tsu(TAIN-TAOUT)
tsu(TAOUT-TAIN)
tsu(TAOUT-TAIN)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com