công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 107 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 107 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFB Datasheet HTML 103Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 104Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFB Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 107 / 115 page
background image
REJ03B0271-0100 Rev.1.00 Sep 15, 2009
Page 107 of 113
M16C/63 Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 = VCC2 = 1.8 V
5.4.2
Timing Requirements (Peripheral Functions and Others)
(VCC1 = VCC2 = 1.8 V, VSS = 0 V, at Topr = -20 to 85°C/-40 to 85°C unless otherwise specified)
5.4.2.1
Reset Input (
RESET Input)
Figure 5.34
Reset Input (
RESET Input)
5.4.2.2
External Clock Input
Note:
1.
The condition is VCC1 = VCC2 = 1.8 to 2.7 V.
Figure 5.35
External Clock Input (XIN Input)
Table 5.64
Reset Input (
RESET Input)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tw(RSTL)
RESET input low pulse width
10
μs
Table 5.65
External Clock Input (XIN Input) (1)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tc
External clock input cycle time
100
ns
tw(H)
External clock input high pulse width
40
ns
tw(L)
External clock input low pulse width
40
ns
tr
External clock rise time
9ns
tf
External clock fall time
9ns
RESET input
t w(RTSL)
XIN input
t w(H)
tr
tf
t w(L)
tc



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com