công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL28L92 bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL28L92
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3-V/5-V Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
PDF  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL28L92 bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - Texas Instruments

Back Button TL28L92 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TL28L92 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TL28L92 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TL28L92 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TL28L92 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TL28L92 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TL28L92 Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments TL28L92 Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments TL28L92 Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 61 page
background image
MECHANICAL DATA
MQFP002 – OCTOBER 1994
1
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
FR (S-PQFP-G44)
PLASTIC QUAD FLATPACK
4040159 / B 03/95
Gage Plane
0,15 NOM
0,25
0,88
0,48
0,10 MIN
0,40
0,20
23
11
SQ
33
10,20
1
8,00 TYP
34
44
SQ
12,80
12,00
1,75 TYP
2,25 MAX
9,80
22
12
0
°–10°
0,80
M
0,16
Seating Plane
0,10
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com