công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 1203 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 1203 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 1199Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1200Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1201Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1202Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1203Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1204Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1205Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1206Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1207Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1203 / 1376 page
background image
Section 25 Power-Down Modes
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 1173 of 1342
REJ09B0467-0100
• EXMSTPCRL
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Module
7
MSTP23
1
R/W
Synchronous serial communication unit (SSU)
6
MSTP22
1
R/W
I
2C bus interface 2_3 (IIC2_3)
5
MSTP21
1
R/W
I
2C bus interface 2_2 (IIC2_2)
4
MSTP20
1
R/W
I
2C bus interface 2_1 (IIC2_1)
3
MSTP19
1
R/W
I
2C bus interface 2_0 (IIC2_0)
2
MSTP18
1
R/W
USB function module (USB) (system clock)
1
MSTP17
1
R/W
USB function module (USB) (48 MHz clock)
0
MSTP16
1
R/W
25.1.4
RAM Module Stop Control Registers H and L (RMMSTPCRH, RMMSTPCRL)
Setting bits MSTP32 to MSTP39 to 1 stops the corresponding on-chip RAM area. During access
to an on-chip RAM area, do not set bits MSTP32 to MSTP39 corresponding to the area to 1.
While bit RAME in SYSCR is 1, and bits MSTP32 to MSTP39 are 1, do not access the
corresponding RAM area.
• RMMSTPCRH
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Module
15
MSTP47
0
R/W
14
MSTP46
0
R/W
13
MSTP45
0
R/W
12
MSTP44
0
R/W
11
MSTP43
0
R/W
10
MSTP42
0
R/W
9
MSTP41
0
R/W
8
MSTP40
0
R/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com