công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 1192 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 1192 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 1188Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1189Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1190Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1191Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1192Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1193Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1194Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1195Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1196Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1192 / 1376 page
background image
Section 24 Clock Pulse Generator
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 1162 of 1342
REJ09B0467-0100
24.4
PLL Circuit for the USB Module
The PLL circuit for the USB module takes 8, 12, and 16 MHz clock signals from an oscillator and
generates the 48-MHz clock for the USB module through frequency-multiplication by 3,4, or 6.
The frequency-multiplication factor is set by bits USSTC1 and USSTC0 in the USPLLCR. For
details on the USPLLCR, see section 24.1.3, USB PLL Control Register (USPLLCR).
When the USB is in use, make settings so that the system clock runs at or above 14 MHz. The
settings listed below (table 23.4) produce a USB dedicated clock at 48 MHz. Operation at other
frequencies cannot be guaranteed.
Table 24.4
Clock Selection when the USB is to be used
Input clock frequency from the
oscillator (MHz)
USB dedicated clock
(cku: 48 MHz)
System clock (
φ)
8 MHz
EXTALx6
EXTALx2 (16MHz)
12 MHz
EXTALx4
EXTALx2 (24MHz)
EXTALx2 (32MHz)
16 MHz
EXTALx3
EXTALx1 (16MHz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com