công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 1189 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 1189 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 1185Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1186Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1187Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1188Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1189Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1190Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1191Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1192Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1193Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1189 / 1376 page
background image
Section 24 Clock Pulse Generator
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 1159 of 1342
REJ09B0467-0100
Table 24.2
Crystal Resonator Characteristics
Frequency (MHz)
8
12
16
20
R
S max (Ω)
80
60
50
40
C
0 max (pF)
7
7
7
7
24.2.2
External Clock Input
An external clock signal can be input as shown in the examples in figure 24.4. If the XTAL pin is
left open, make sure that parasitic capacitance is no more than 10 pF. When the counter clock is
input to the XTAL pin, make sure that the external clock is held high in standby mode.
Table 24.3 shows the input conditions for the external clock. When an external clock is used, the
range of its frequencies is from 8 to 20 MHz.
EXTAL
XTAL
External clock input
Open state
(a) XTAL pin left open
EXTAL
XTAL
External clock input
(b) Counter clock input at XTAL pin
Figure 24.4 Connection of External Clock Input (Examples)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com