công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 685 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 685 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 681Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 682Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 683Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 684Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 685Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 686Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 687Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 688Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 689Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 685 / 1376 page
background image
Section 10 I/O Ports
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 655 of 1342
REJ09B0467-0100
10.18
Port Function Control Registers
The port function controller performs I/O port control. The setting of input or output for each pin
should be enabled only after the input or output destination has been selected.
The port function controller has the following registers.
• Port function control register 0 (PFCR0)
• Port function control register 1 (PFCR1)
• Port function control register 2 (PFCR2)
• Port function control register 3 (PFCR3)
• Port function control register 4 (PFCR4)
• Port function control register 5 (PFCR5)
10.18.1
Port Function Control Register 0 (PFCR0)
PFCR0 switches the functions of the chip select output pins.
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
7
CS7E
1
R/W
6
CS6E
1
R/W
5
CS5E
1
R/W
4
CS4E
1
R/W
3
CS3E
1
R/W
2
CS2E
1
R/W
1
CS1E
1
R/W
0
CS0E
1
R/W
CS7 to CS0 Enable
These bits enable or disable the corresponding
CSn output.
0: Pin is designated as I/O port
1: Pin is designated as
CSn output pin
(n = 7 to 0)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com