công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 672 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 672 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 668Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 669Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 670Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 671Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 672Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 673Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 674Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 675Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 676Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 672 / 1376 page
background image
Section 10 I/O Ports
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 642 of 1342
REJ09B0467-0100
• PG5/BACK-A/TMS*1
The pin function is switched as shown below according to the combination of the operating
mode, bit EXPE, bit BRLE in BCR of the bus controller, bit BACKS in PFCR4, and bit
PG5DDR.
Operating
mode
1, 2, 4
7
EXPE
0
1
BRLE
BACKS
BRLE = 0 or
BRLE = 1 and
BACKS = 1
BRLE = 1
and
BACKS = 0
BRLE = 0 or
BRLE = 1 and
BACKS = 1
BRLE = 1
and
BACKS = 0
PG5DDR
0
1
0
1
0
1
PG5
input
PG5
output
BACK-A
output
PG5
input
PG5
output
PG5 input
PG5
output
BACK-A
output
Pin
function
TMS input*
2
Notes: 1. Supported only in the 145-pin package.
2. TMS input when BSCANE pin = 1 in the 145-pin package.
• PG4/BREQO-A/CS4*1/TCK*2
The pin function is switched as shown below according to the combination of the operating
mode, bit EXPE, bit BRLE in BCR of the bus controller, bit BREQOE, bit BREQOS in
PFCR4, and bit PG4DDR.
• Modes 1, 2, 4, and 7 (EXPE = 1)
BRLE
0
1
BREQOE
BREQOS
BREQOE = 0 or BREQOE =
1 and BREQOS = 1
BREQOR = 1 and
BREQOS = 0
CS4E
0
1
0
1
PG4DDR
0
1
0
1
PG4
input
PG4
output
CS4
output*
1
PG4
input
PG4
output
CS4
output*
1
BREQO-A output
Pin function
TCK input*
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com