công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 674 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 674 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 670Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 671Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 672Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 673Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 674Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 675Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 676Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 677Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 678Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 674 / 1376 page
background image
Section 10 I/O Ports
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 644 of 1342
REJ09B0467-0100
• PG2/CS2/RAS2/RAS*
The pin function is switched as shown below according to the combination of the operating
mode, bits RMTS2 to RMTS0 in DRAMCR of the bus controller, bit CS2E in PFCR0, and bit
PG2DDR.
Operating
mode
1, 2, 4
7
EXPE
0
1
CS2E
0
1
0
1
RMTS2
to
RMTS0
Area 2 is in
normal space
Area 2
is in
DRAM
space
Areas 2 to 5
are in
synchronous
DRAM*
space
Area 2 is in
normal space
Area 2
is in
DRAM
space
Areas 2 to 5
are in
synchronous
DRAM*
space
PG2DDR
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Pin
function
PG2
input
PG2
output
PG2
input
CS2
output
RAS2
output
RAS*
output
PG2
input
PG2
output
PG2
input
PG2
output
PG2
input
CS2
output
RAS2
output
RAS*
output
Note:
*
Not supported in the H8S/2456 Group and H8S/2454 Group.
• PG1/CS1, PG0/CS0
The pin function is switched as shown below according to the combination of the operating
mode, bit CSnE in PFCR0, and bit PGnDDR.
Operating
mode
1, 2, 4
7
EXPE
0
1
CSnE
0
1
0
1
PGnDDR
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Pin
function
PGn
input
PGn
output
PGn
input
CSn
output
PGn
input
PGn
output
PGn
input
PGn
output
PGn
input
CSn
output
Legend:
n = 1 or 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com