công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M38063M2AFP bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M38063M2AFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M38063M2AFP bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M38063M2AFP Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 58 page
background image
13
MITSUBISHI MICROCOMPUTERS
3806 Group
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
Fig. 4 Port block diagram (single-chip mode) (1)
(1) Ports P0, P1, P2, P3, P40, P41, P50, P8
Direction register
Data bus
Port latch
(2) Ports P42, P43, P51, P52, P53
Direction register
Data bus
Port latch
Interrupt input
(3) Port P44
Direction register
Data bus
Port latch
Serial I/O1 input
Serial I/O1 enable bit
Receive enable bit
(4) Port P45
Direction register
Data bus
Port latch
Serial I/O1output
Serial I/O1 enable bit
Transmit enable bit
P45/TXD P-channel output disable bit
(5) Port P46
Direction register
Data bus
Port latch
Serial I/O1 clock output
Serial I/O1 mode selection bit
Serial I/O1 enable bit
Serial I/O1 enable bit
Serial I/O1
synchronous clock selection bit
Serial I/O1
external
clock input
(6) Port P47
Direction register
Data bus
Port latch
Serial I/O1 ready output
Serial I/O1 enable bit
SRDY1 output enable bit
Serial I/O1 mode selection bit
(7) Ports P54, P55
Direction register
Data bus
Port latch
(8) Ports P56, P57
Direction register
Data bus
Port latch
D-A conversion output
Pulse output mode
Timer output
Counter input
Interrupt input
DA1 output enable bit (P56)
DA2 output enable bit (P57)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com