công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M38063M2AFP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M38063M2AFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M38063M2AFP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M38063M2AFP Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp M38063M2AFP Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 58 page
background image
7
MITSUBISHI MICROCOMPUTERS
3806 Group
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
GROUP EXPANSION
(EXTENDED OPERATING TEMPERATURE VERSION)
Mitsubishi plans to expand the 3806 group (extended operating
temperature version) as follows:
(1) Support for mask ROM version
ROM/PROM capacity ................................ 12 K to 48 K bytes
RAM capacity .............................................. 384 to 1024 bytes
(2) Packages
80P6N-A ............................. 0.8 mm-pitch plastic molded QFP
Memory Expansion Plan
Currently supported products are listed below.
As of May 1996
RAM size (bytes)
384
384
512
1024
1024
12288(12158)
16384(16254)
24576(24446)
32768(32638)
49152(49022)
Remarks
Mask ROM version
Mask ROM version
Mask ROM version
Mask ROM version
Mask ROM version
One Time PROM version
One Time PROM version (blank)
Package
80P6N-A
Product name
M38062M3DXXXFP
M38062M4DXXXFP
M38063M6DXXXFP
M38067M8DXXXFP
M38067MCDXXXFP
M38067ECDXXXFP
M38067ECDFP
(P) ROM size (bytes)
ROM size for User in (
)
M38062M3D
M38062M4D
M38063M6D
M38067ECD
M38067MCD
M38067M8D
Mass product
Mass product
Mass product
Mass product
Mass product
48K
ROM size (bytes)
32K
28K
24K
20K
16K
12K
8K
4K
192 256
384
512
640
768
896
1024
RAM size (bytes)
New product



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com