công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSC8122VT8000 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MSC8122VT8000
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Digital Signal Processor
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MSC8122VT8000 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MSC8122VT8000 Datasheet HTML 34Page - Freescale Semiconductor, Inc MSC8122VT8000 Datasheet HTML 35Page - Freescale Semiconductor, Inc MSC8122VT8000 Datasheet HTML 36Page - Freescale Semiconductor, Inc MSC8122VT8000 Datasheet HTML 37Page - Freescale Semiconductor, Inc MSC8122VT8000 Datasheet HTML 38Page - Freescale Semiconductor, Inc MSC8122VT8000 Datasheet HTML 39Page - Freescale Semiconductor, Inc MSC8122VT8000 Datasheet HTML 40Page - Freescale Semiconductor, Inc MSC8122VT8000 Datasheet HTML 41Page - Freescale Semiconductor, Inc MSC8122VT8000 Datasheet HTML 42Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 48 page
background image
MSC8122 Quad Digital Signal Processor Data Sheet, Rev. 15
Freescale Semiconductor
38
704
Boundary scan input data set-up time
5.0
ns
705
Boundary scan input data hold time
20.0
ns
706
TCK low to output data valid
0.0
30.0
ns
707
TCK low to output high impedance
0.0
30.0
ns
708
TMS, TDI data set-up time
5.0
ns
709
TMS, TDI data hold time
20.0
ns
710
TCK low to TDO data valid
0.0
20.0
ns
711
TCK low to TDO high impedance
0.0
20.0
ns
712
TRST assert time
100.0
ns
713
TRST set-up time to TCK low
30.0
ns
Note:
All timings apply to OnCE module data transfers as well as any other transfers via the JTAG port.
Figure 29. Test Clock Input Timing Diagram
Figure 30. Boundary Scan (JTAG) Timing Diagram
Table 30. JTAG Timing (continued)
No.
Characteristics
All
frequencies
Unit
Min
Max
TCK
(Input)
VM
VM
VIH
VIL
701
702
703
703
TCK
(Input)
Data
Inputs
Data
Outputs
Data
Outputs
VIH
VIL
Input Data Valid
Output Data Valid
705
704
706
707



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com