công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S7G2 bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện S7G2
Giải thích chi tiết về linh kiện  S7G2 Microcontroller Group
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

S7G2 bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - Renesas Technology Corp

Back Button S7G2 Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 86Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 89Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 90Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 92Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 117 page
background image
R01DS0262EU0150 Rev.1.50
Page 88 of 117
Sep 24, 2025
S7G2 Datasheet
2. Electrical Characteristics
2.3.18
Graphics LCD Controller Timing
Note 1. Parallel RGB888, 666,565: Maximum 54 MHz
Serial RGB888: Maximum 60 MHz (4x speed)
Note 2. Use pins that have a letter appended to their names, for instance, “_A” or “_B”, to indicate
Note 3. Pins of group“_A” and “_B” combinations are used.
Figure 2.73
LCD_EXTCLK clock input timing
Figure 2.74
LCD_CLK clock output timing
Figure 2.75
Display output timing
Table 2.34
Graphics LCD Controller timing
Conditions:
LCD_CLK: High drive output is selected in the port drive capability bit in the PmnPFS register.
LCD_DATA: Middle drive output is selected in the port drive capability bit in the PmnPFS register.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test conditions
LCD_EXTCLK input clock frequency
tEcyc
-
-
60*1
MHz
Figure 2.73
LCD_EXTCLK input clock low pulse width
tWL
0.45
-
0.55
tEcyc
LCD_EXTCLK input clock high pulse width
tWH
0.45
-
0.55
LCD_CLK output clock frequency
tLcyc
-
-
60*1
MHz
Figure 2.74
LCD_CLK output clock low pulse width
tLOL
0.4
-
0.6
tLcyc
Figure 2.74
LCD_CLK output clock high pulse width
tLOH
0.4
-
0.6
tLcyc
Figure 2.74
LCD data output delay timing _A or _B combinations*2
tDD
-3.5
-
4
ns
Figure 2.75
_A and _B combinations*3
-5.0
-
5.5
1/2 Vcc
VIH VIH
VIL
VIL
tDcyc, tEcyc
tWH
tWL
LCD_EXTCLK
tLcyc
tLOL
tLOH
tLOF
tLOR
LCD_CLK
LCD_CLK
tDD
tDD
LCD_DATA00 to
LCD_DATA23,
LCD_TCON0 to
LCD_TCON3
Output on
falling edge
Output on
rising edge



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com