công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S7G2 bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện S7G2
Giải thích chi tiết về linh kiện  S7G2 Microcontroller Group
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

S7G2 bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - Renesas Technology Corp

Back Button S7G2 Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 64Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 65Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 66Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 67Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 68Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 69Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 70Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 71Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 117 page
background image
R01DS0262EU0150 Rev.1.50
Page 67 of 117
Sep 24, 2025
S7G2 Datasheet
2. Electrical Characteristics
Figure 2.34
AGT input/output timing
Figure 2.35
ADC12 trigger input timing
Figure 2.36
Key interrupt input timing
2.3.8
PWM Delay Generation Circuit Timing
Note 1. This value normalizes the differences between lines in 1-LSB resolution.
2.3.9
CAC Timing
Note 1. tPBcyc: PCLKB cycle.
Note 2. tcac: CAC count clock source cycle.
Table 2.21
PWM Delay Generation Circuit timing
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test conditions
Operation frequency
80
-
120
MHz
-
Resolution
-
260
-
ps
PCLKD = 120 MHz
DNL*1
-
±2.0
-
LSB
-
Table 2.22
CAC timing
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test
conditions
CAC
CACREF input pulse width
tPBcyc ≤ tcac*2
tCACREF
4.5 × tcac + 3 × tPBcyc --
ns
-
tPBcyc > tcac*2
5 × tcac + 6.5 × tPBcyc --
ns
tACYC2
AGTIO, AGTEE
(input)
tACYC
tACKWL
tACKWH
AGTIO, AGTO,
AGTOA, AGTOB
(output)
ADTRG0,
ADTRG1
tTRGW
KR00 to KR07
tKR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com