công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S7G2 bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện S7G2
Giải thích chi tiết về linh kiện  S7G2 Microcontroller Group
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

S7G2 bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - Renesas Technology Corp

Back Button S7G2 Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 117 page
background image
R01DS0262EU0150 Rev.1.50
Page 81 of 117
Sep 24, 2025
S7G2 Datasheet
2. Electrical Characteristics
2.3.14
SSI Timing
Figure 2.55
SSI clock input/output timing
Figure 2.56
SSI data transmit and receive timing when SSICR.SCKP = 0
Table 2.30
SSI timing
Conditions:
(1) Middle drive output is selected with the port drive capability bit in the PmnPFS register.
(2) Use pins that have a letter appended to their names, for instance “_A” or “_B”, to indicate group membership. For the SSI interface,
the AC portion of the electrical characteristics is measured for each group.
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Test
conditions
SSI
AUDIO_CLK input frequency
tAUDIO
-50
MHz
-
Output clock period
tO
150
64000
ns
Figure 2.55
Input clock period
tI
150
64000
ns
Clock high pulse width
tHC
60
-
ns
Clock low pulse width
tLC
60
-
ns
Clock rise time
tRC
-25
ns
Data delay
tDTR
-5
25
ns
Figure 2.56,
Figure 2.57
Set-up time
tSR
25
-
ns
Hold time
tHTR
25
-
ns
SSIDATA output delay from WS change time
TDTRW
-25
ns
Figure 2.58
SSISCKn
tHC
tLC
tRC
tI, tO
tSR
tHTR
tDTR
SSISCKn
(Input or Output)
SSIWSn, SSIDATAn
(Input)
SSIWSn, SSIDATAn
(Output)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com