công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S7G2 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện S7G2
Giải thích chi tiết về linh kiện  S7G2 Microcontroller Group
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

S7G2 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Renesas Technology Corp

Back Button S7G2 Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp S7G2 Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 117 page
background image
R01DS0262EU0150 Rev.1.50
Page 29 of 117
Sep 24, 2025
S7G2 Datasheet
1. Overview
B7
-
-
-
-
-
-
-
P912
-
-
-
-
GTI
OC
8A_
B
-
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
-
A7
-
-
-
-
-
-
-
P911
-
-
-
-
GTI
OC
8B_
B
-
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
-
D8
-
-
-
-
-
-
-
P910
-
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA2
2_B
E8
-
-
-
-
-
-
-
P909
-
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA2
1_B
E7
D8
70
-
-
-
-
-
P908
CS7
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA1
4_B
F7
D7
71
-
-
-
-
-
P907
CS6
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA1
3_B
F6
A7
72
-
-
-
-
-
P906
CS5
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA1
2_B
A6
B7
73
-
-
-
-
-
P905
CS4
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA1
1_B
B6
C7
74
C6
58
-
-
-
P312
CS3
CA
S
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
-
C7
D6
75
B5
59
-
-
-
P311
CS2
RA
S
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA2
3_A
A4
-
-
-
-
-
VSS
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
-
B4
-
-
-
-
-
VCC
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
-
C6
A6
76
D7
60
-
-
-
P310
A15
A15
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA2
2_A
C5
B6
77
A5
61
-
-
-
P309
A14
A14
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA2
1_A
D7
A5
78
C5
62
-
-
-
P308
A13
A13
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA2
0_A
D6
C6
79
A4
63
41
-
-
P307
A12
A12
-
-
-
-
-
CTS
6_R
TS6
_A/S
S6_
A
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA1
9_A
D5
A4
80
B4
64
42
-
-
P306
A11
A11
-
-
-
-
-
SCK
6_A
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA1
8_A
D4
B5
81
D6
65
43
-
IRQ
8
P305
A10
A10
-
-
-
-
-
TXD
6_A/
MO
SI6_
A/S
DA6
_A
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA1
7_A
C4
B4
82
C4
66
44
-
IRQ
9
P304
A09
A09
-
-
GTI
OC
7A_
A
--
RXD
6_A/
MIS
O6_
A/S
CL6
_A
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA1
6_A
A5
C5
83
A3
67
45
VSS
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
-
B5
D5
84
B3
68
46
VCC
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
-
E6
-
-
-
-
-
-
-
P915
-
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA2
0_B
E5
-
-
-
-
-
-
-
P914
-
-
-
-
--
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA1
9_B
A3
A3
85
D5
69
47
-
-
P303
A08
A08
-
-
GTI
OC
7B_
A
-
-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
LCD
_DA
TA1
5_A
Table 1.18
Pin list (5 of 10)
Pin number
Extbus
Timers
Communication interfaces
Analog
HMI



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com