công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F103X6 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F103X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Performance line, ARM-based 32-bit MCU with Flash, USB, CAN, seven 16-bit timers, two ADCs and nine communication interfaces
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F103X6 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F103X6_08 Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 84 page
background image
STM32F103xx
Electrical characteristics
43/84
Table 19.
High-speed external (HSE) user clock characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fHSE_ext
User external clock source
frequency(1)
1.
Value based on design simulation and/or technology characteristics. It is not tested in production.
825
MHz
VHSEH
OSC_IN input pin high level
voltage
0.7VDD
VDD
V
VHSEL
OSC_IN input pin low level
voltage
VSS
0.3VDD
tw(HSE)
tw(HSE)
OSC_IN high or low time(1)
16
ns
tr(HSE)
tf(HSE)
OSC_IN rise or fall time(1)
5
IL
OSC_IN Input leakage
current
VSS ≤VIN ≤VDD
±1
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com