công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F103X6 bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F103X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Performance line, ARM-based 32-bit MCU with Flash, USB, CAN, seven 16-bit timers, two ADCs and nine communication interfaces
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F103X6 bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F103X6_08 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 84 page
background image
Package characteristics
STM32F103xx
70/84
1.
Drawing is not to scale.
2.
The back-side pad is not internally connected to the VSS or VDD power pads.
3.
There is an exposed die pad on the underside of the VFQFPN package. It should be soldered to the PCB. All leads should
also be soldered to the PCB.
Figure 33.
VFQFPN36 6 x 6 mm, 0.5 mm pitch,
package outline(1)
Figure 34.
Recommended footprint
(dimensions in mm)(1)(2)(3)
Seating plane
ddd
C
C
A3
A1
A
A2
D
e
28
36
Pin # 1 ID
R = 0.20
27
1
E
9
L
10
18
D2
19
b
E2
ZR_ME
0.75
0.30
6.30
0.50
1.00
4.30
4.30
4.80
4.80
4.10
4.10
4.30
36
1
27
10
9
18
19
ai14870
Table 49.
VFQFPN36 6 x 6 mm, 0.5 mm pitch, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.800
0.900
1.000
0.0315
0.0354
0.0394
A1
0.020
0.050
0.0008
0.0020
A2
0.650
1.000
0.0256
0.0394
A3
0.250
0.0098
b
0.180
0.230
0.300
0.0071
0.0091
0.0118
D
5.875
6.000
6.125
0.2313
0.2362
0.2411
D2
1.750
3.700
4.250
0.0689
0.1457
0.1673
E
5.875
6.000
6.125
0.2313
0.2362
0.2411
E2
1.750
3.700
4.250
0.0689
0.1457
0.1673
e
0.450
0.500
0.550
0.0177
0.0197
0.0217
L
0.350
0.550
0.750
0.0138
0.0217
0.0295
ddd
0.080
0.0031
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com