công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F103X6 bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F103X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Performance line, ARM-based 32-bit MCU with Flash, USB, CAN, seven 16-bit timers, two ADCs and nine communication interfaces
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F103X6 bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F103X6_08 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 84 page
background image
STM32F103xx
Electrical characteristics
63/84
Figure 28.
USB timings: definition of data signal rise and fall time
5.3.16
CAN (controller area network) interface
Refer to Section 5.3.12: I/O port characteristics for more details on the input/output alternate
function characteristics (CANTX and CANRX).
Table 43.
USB: Full speed electrical characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
Driver characteristics
tr
Rise time(1)
1.
Measured from 10% to 90% of the data signal. For more detailed informations, please refer to USB
Specification - Chapter 7 (version 2.0).
CL = 50 pF
420
ns
tf
Fall time(1)
CL = 50 pF
4
20
ns
trfm
Rise/ fall time matching
tr/tf
90
110
%
VCRS
Output signal crossover voltage
1.3
2.0
V
ai14137
tf
Differen tial
data lines
VSS
VCRS
tr
Crossover
points



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com