công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F103X6 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F103X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Performance line, ARM-based 32-bit MCU with Flash, USB, CAN, seven 16-bit timers, two ADCs and nine communication interfaces
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F103X6 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F103X6_08 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 84 page
background image
Electrical characteristics
STM32F103xx
68/84
Figure 32.
Power supply and reference decoupling (VREF+ connected to VDDA)
1.
VREF+ and VREF– inputs are available only on 100-pin packages.
5.3.18
Temperature sensor characteristics
VREF+/VDDA
STM32F103xx
1 µF // 10 nF
VREF–/VSSA
ai14389
(See note 1)
(See note 1)
Table 48.
TS characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
TL
(1)
1.
Guaranteed by characterization, not tested in production.
VSENSE linearity with temperature
±1
±2
°C
Avg_Slope(1)
Average slope
4.0
4.3
4.6
mV/°C
V25
(1)
Voltage at 25 °C
1.34
1.43
1.52
V
tSTART
(2)
2.
Data guaranteed by design, not tested in production.
Startup time
4
10
µs
TS_temp
(3)(2)
3.
Shortest sampling time can be determined in the application by multiple iterations.
ADC sampling time when reading
the temperature
2.2
17.1
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com