công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F103X6 bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F103X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Performance line, ARM-based 32-bit MCU with Flash, USB, CAN, seven 16-bit timers, two ADCs and nine communication interfaces
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F103X6 bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F103X6_08 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32F103X6_08 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 84 page
background image
Electrical characteristics
STM32F103xx
62/84
Figure 27.
SPI timing diagram - master mode(1)
1.
Measurement points are done at CMOS levels: 0.3VDD and 0.7VDD.
USB characteristics
The USB interface is USB-IF certified (Full Speed).
Table 41.
USB startup time
Symbol
Parameter
Max
Unit
tSTARTUP
USB transceiver startup time
1
µs
Table 42.
USB DC electrical characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min.(1)
1.
All the voltages are measured from the local ground potential.
Max.(1)
Unit
Input levels
VDI
Differential input sensitivity
I(USBDP, USBDM)
0.2
V
VCM
Differential common mode
range
Includes VDI range
0.8
2.5
VSE
Single ended receiver
threshold
1.3
2.0
Output levels
VOL
Static output level low
RL of 1.5 kto 3.6 V
(2)
2.
RL is the load connected on the USB drivers
0.3
V
VOH
Static output level high
RL of 15 kto VSS
(2)
2.8
3.6
ai14136
CPHA= 0
MOSI
OUTUT
MISO
INP UT
CPHA= 0
MS BIN
M SB OUT
BI T6 IN
LSB OUT
LSB IN
CPOL=0
CPOL=1
B I T1 OUT
NSS input
tc(SCK)
tw(SCKH)
tw(SCKL)
tr(SCK)
tf(SCK)
th(MI)
High
CPHA=1
CPHA=1
CPOL=0
CPOL=1
tsu(MI)
tv(MO)
th(MO)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com