công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 149 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 149 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 145Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 146Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 147Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 148Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 149Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 150Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 151Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 152Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 153Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 149 / 373 page
background image
CHAPTER 7
SERIAL INTERFACE FUNCTIONS
131
The initialization program is shown below.
;*****SERIAL INTERFACE INITIALIZATION*******
SINIT : MVI
SMH, 00H
; Internal serial clock (TO)
MVI
A, 0FEH
;
× 16, even parity, 8 bit character, 2 stop bit
<a>
MOV
SML, A
; Set serial mode
MVI
A, 83H
;
MOV
TM0, A
; Set timer register
MVI
A, 02H
; Baud rate 110 bps
<b>
MOV
TM1, A
;
MVI
TMM, 61H
; Set timer mode & start
MVI
A, 07H
; Set port C mode control
MOV
MCC, A
; TxD, RxD, SCK available
ORI
PC, 80H
; PC7 output latch-1
<c>
MVI
A, 00H
; Initialize port C
MOV
MC, A
; Port C output mode
ORI
SMH, 04H
; Transmit enable
<d>
(2)
µPD78C18 data transmission
The following example shows a subroutine which performs on-byte transmission of the accumulator (A)
contents as serial data. In this example operation by means of an interrupt (INTST) is not used, and serial
data transmission is performed by testing the interrupt request flag (INTFST). The operation flow is shown
below.
TRNS
TXB
← A
< a >
< b >
RET
INTFST = 1
?
N
Y



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com