công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(PDF) 232 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP14KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP14KB bảng dữ liệu(HTML) 232 Page - NEC

Back Button MPD78CP14KB Datasheet HTML 228Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 229Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 230Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 231Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 232Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 233Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 234Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 235Page - NEC MPD78CP14KB Datasheet HTML 236Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 232 / 373 page
background image
CHAPTER 14
INSTRUCTION SET
214
Notation
Description Method
r
V, A, B, C, D, E, H, L
r1
EAH, EAL, B, C, D, E, H, L
r2
A, B, C
sr
PA, PB, PC, PD, PF, MKH, MKL, ANM, SMH, SML, EOM, ETMM, TMM, MM, MCC, MA,
MB, MC, MF, TXB, TM0, TM1, ZCM
sr1
PA, PB, PC, PD, PF, MKH, MKL, ANM, SMH, EOM, TMM, RXB, CR0, CR1, CR2, CR3
sr2
PA, PB, PC, PD, PF, MKH, MKL, ANM, SMH, EOM, TMM
sr3
ETM0, ETM1
sr4
ECNT, ECPT
rp
SP, B, D, H
rp1
V, B, D, H, EA
rp2
SP, B, D, H, EA
rp3
B, D, H
rpa
B, D, H, D+, H+, D–, H–
rpa1
B, D, H
rpa2
B, D, H, D+, H+, D–, H–, D+byte, H+A, H+B, H+EA, H+byte
rpa3
D, H, D++, H++, D+byte, H+A, H+B, H+EA, H+byte
wa
8-bit immediate data
word
16-bit immediate data
byte
8-bit immediate data
bit
3-bit immediate data
f
CY, HC, Z
irf
NMINote, FT0, FT1, F1, F2, FE0, FE1, FEIN, FAD, FSR, FST, ER, OV, AN4, AN5, AN6, AN7,
SB
Note NMI can also be written as FNMI.
Remark
1. sr~sr4 (special register)
2. rp~rp3 (register pair)
4. f(flag)
SP
: STACK POINTER
B: BC
D: DE
H: HL
V: VA
EA
: EXTENDED
ACCUMULATOR
CY
: CARRY
HC
: HALF CARRY
Z
: ZERO
B
: (BC)
D
: (DE)
H
: (HL)
D+
: (DE)+
H+
: (HL)+
D–
: (DE)–
H–
: (HL)–
D++
: (DE)++
H++
: (HL)++
D+byte : (DE+byte)
H+A
: (HL+A)
H+B
: (HL+B)
H+EA
: (HL+EA)
H+byte : (HL+byte)
3. rpa~rpa3 (rp addressing)
5. irf (interrupt flag)
NMI
: NMI INPUT
FT0
: INTFT0
FT1
: INTFT1
F1
: INTF1
F2
: INTF2
FE0
: INTFE0
FE1
: INTFE1
FEIN
: INTFEIN
FAD
: INTFAD
FSR
: INTFSR
FST
: INTFST
ER
: ERROR
OV
: OVERFLOW
AN4
: ANALOG
INPUT 4~7
AN7
SB
: STANDBY
PA
: PORT A
ETMM : TIMER/EVENT
PB
: PORT B
COUNTER MODE
PC
: PORT C
EOM
: TIMER/EVENT
PD
: PORT D
COUNTER OUTPUT
PF
: PORT F
MODE
MA
: MODE A
ANM
: A/D CHANNEL
MB
: MODE B
MODE
MC
: MODE C
CR0
: A/D
MCC : MODE CONTROL C
CONVERSION
MF
: MODE F
CR3
: RESULT0~3
MM
: MEMORY MAPPING
TXB
: TX BUFFER
TM0
: TIMER REG0
RXB
: RX BUFFER
TM1
: TIMER REG1
SMH
: SERIAL MODE
TMM : TIMER MODE
High
ETM0 : TIMER/EVENT
SML
: SERIAL MODE
COUNTER REG0
Low
ETM1 : TIMER/EVENT
MKH
: MASK High
COUNTER REG1
MKL
: MASK Low
ECNT : TIMER/EVENT
ZCM
: ZERO CROSS
COUNTER UPCOUNTER
MODE
ECPT : TIMER/EVENT
COUNTER CAPTURE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com