công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CC113LRGPR.B bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CC113LRGPR.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  CC113L Value Line Receiver
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CC113LRGPR.B bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - Texas Instruments

Back Button CC113LRGPR.B Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 87 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
16X (0.5)
(0.95)
(0.95)
(R0.05) TYP
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
20X (0.55)
20X (0.24)
(3.85)
(3.85)
(
2.4)
(
0.2) TYP
VIA
VQFN - 1 mm max height
RGP0020C
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4219027/A 03/2025
NOTES: (continued)
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature
number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown
on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X
SEE SOLDER MASK
DETAIL
1
5
6
10
11
15
16
20
21
METAL EDGE
SOLDER MASK
OPENING
EXPOSED METAL
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
OPENING
EXPOSED
METAL
NON SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
SOLDER MASK DEFINED
SOLDER MASK DETAILS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com