công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CC113LRGPR.B bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CC113LRGPR.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  CC113L Value Line Receiver
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CC113LRGPR.B bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - Texas Instruments

Back Button CC113LRGPR.B Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments CC113LRGPR.B Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 87 page
background image
CC113L
SWRS108B – MAY 2011 – REVISED JUNE 2014
www.ti.com
LNA
Low Noise Amplifier
LO
Local Oscillator
LSB
Least Significant Bit
MCU
Microcontroller Unit
MSB
Most Significant Bit
N/A
Not Applicable
NRZ
Non Return to Zero (Coding)
OOK
On-Off Keying
PA
Power Amplifier
PCB
Printed Circuit Board
PD
Power Down
PER
Packet Error Rate
PLL
Phase Locked Loop
POR
Power-On Reset
PTAT
Proportional To Absolute Temperature
QLP
Quad Leadless Package
QPSK
Quadrature Phase Shift Keying
RC
Resistor-Capacitor
RF
Radio Frequency
RSSI
Received Signal Strength Indicator
RX
Receive, Receive Mode
SMD
Surface Mount Device
SPI
Serial Peripheral Interface
SRD
Short Range Devices
VCO
Voltage Controlled Oscillator
XOSC
Crystal Oscillator
XTAL
Crystal
78
Device and Documentation Support
Copyright © 2011–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: CC113L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com